công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NS0068LF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện NS0068LF
Giải thích chi tiết về linh kiện  10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

NS0068LF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  NS0068LF Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Page : 1/1
P/N: NS0068 LF DATA SHEET
Feature
Half port and single port designs for maximum layout
flexibility.
Greater than 350 uH(100KHz) at DC current Bias 8mA.
Lead free for external pins.
Operating temperature range: 0℃ to +70℃.
Storage temperature range: -25℃ to +125℃.
Electrical Specifications @ 25°C
Turns Ratio
(±3%)
OCL (uH Min)
@ 100KHz/0.1V
with 8mA DC Bias
Insertion Loss
(dB Max)
Part
Number
RX
TX
16-15 / 10-9
CW/W
(pF Max)
0.3-100MHz
HI-POT
(Vrms)
NS0068 LF
1CT:1CT
1CT:1CT
350
25
-1.0
1500
Schematic
Mechanical
Bothhandusa.com
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434


Số phần tương tự - NS0068LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
NS0068 BOTHHAND-NS0068 Datasheet
276Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
NS0068B BOTHHAND-NS0068B Datasheet
263Kb / 1P
10/100 BASE-T PC CARD LAN MAGNETICS
NS0068C BOTHHAND-NS0068C Datasheet
263Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
NS0068D BOTHHAND-NS0068D Datasheet
267Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
More results

Mô tả tương tự - NS0068LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
FB2023C BOTHHAND-FB2023C Datasheet
253Kb / 1P
10 BASE-T LAN MAGNETICS
FS2023D BOTHHAND-FS2023D Datasheet
267Kb / 1P
10 BASE-T LAN MAGNETICS
NS0068B BOTHHAND-NS0068B Datasheet
263Kb / 1P
10/100 BASE-T PC CARD LAN MAGNETICS
NS0068C BOTHHAND-NS0068C Datasheet
263Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
NS0068D BOTHHAND-NS0068D Datasheet
267Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
NS0068 BOTHHAND-NS0068 Datasheet
276Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T LAN MAGNETICS
TS6121LM BOTHHAND-TS6121LM Datasheet
268Kb / 1P
10/100 BASE-T LAN MAGNETICS
TS6121L BOTHHAND-TS6121L Datasheet
264Kb / 1P
10/100 BASE-T LAN MAGNETICS
TS7015 BOTHHAND-TS7015 Datasheet
194Kb / 1P
10 BASE-T LAN MAGNETICS
logo
VITALCONN ELECTRONICS H...
TG24010S1 VITALCONN-TG24010S1 Datasheet
274Kb / 1P
10/100/1000 BASE-T MAGNETICS MODULES
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com