công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B65701 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - EPCOS

tên linh kiện B65701
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ferrites and accessories
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B65701 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - EPCOS

  B65701 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B65701 Datasheet HTML 7Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
09/06
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Adjusting screw
■
Tube core with thread and core brake made of GFR polyterephthalate
Pocan B3235®
[E245249 (M)], LANXESS AG
Note:
Due to the limited distance between adjusting screw and internal borehole, the entire assembly
must be accurately centered.
Tube core
Ordering code
∅ × length (mm)
Material
Color code
4.55
× 6.3
N22
red
B65679E0003X022
4.98
× 6.3
N22
black
B65679E0002X022
B65679
Accessories
P 30
s 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7