công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL2R3VFDS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL2R3VFDS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Property of Lite-On Only
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL2R3VFDS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL2R3VFDS Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTL2R3VFDS Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
LITE-ON
TECHNOLOGY CORPORATION
Property of Lite-On Only
Absolute Maximum Ratings at TA=25℃
Parameter
Maximum Rating
Unit
Power Dissipation
120
mW
Peak Forward Current
(1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)
90
mA
DC Forward Current
50
mA
Derating Linear From 40℃
0.5
mA/℃
Reverse Voltage
5
V
Operating Temperature Range
-40℃ to + 100℃
Storage Temperature Range
-55℃ to + 100℃
Lead Soldering Temperature
[1.6mm(.063") From Body]
260
for
℃
5 Seconds
Part No. : LTL2R3VFDS
Page :
2
of
10
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com