công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LYG75262-R1-PF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LYG75262-R1-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR TYPE LED LAMPS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LYG75262-R1-PF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LYG75262-R1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
℃
Topr
-40 ~ +85
Operating Temperature
MATERIAL
PART NO
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Spectral
halfwidth
△λnm
Peak
wave
length
λPnm
Typ.
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
GaAsP/GaP Yellow
585
Lens
Emitted
1.7
35
2.6
3.0
Min.
Min.
Max.
180
8.0
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
℃)
COLOR
Forward
voltage
@20mA(V)
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
℃
Page 2/6
20
IF
Forward Current
Reverse Current @5V
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
Ir
10
PD
IFP
60
80
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
℃
Parameter
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Y
mA
μA
mW
mA
UNIT
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
30
10
100
120
G
White Diffused
GaP
Green
30
565
2.6
1.7
7.0
1.8
180
LYG75262/R1-PF
PART NO. LYG75262/R1-PF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com