công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JEC059X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IDEA.lnc.

tên linh kiện JEC059X
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package J Series
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDEA [IDEA.lnc.]
Trang chủ  http://www.ledidea.com
Logo IDEA - IDEA.lnc.

JEC059X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IDEA.lnc.

  JEC059X Datasheet HTML 1Page - IDEA.lnc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Specifications subject to change without notice. Dimensions are in mm±0.3 unless stated otherwise.
IDEA, Inc., 1351 Titan Way, Brea, CA 92821 Ph:714-525-3302, 800-LED-IDEA; Fax: 714-525-3304 0508
J–16
T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package J Series,
0591, 0597, 0599 Series
The 059X series of tape and reel packaged subminiature lamps are designed for automated surface mount applications. The different
series indicate lead shaping from the same LED type. The body shape is more square. These lamps are compatible with vapor phase
reflow surface mounting as well as conventional soldering.
Available on 1Kpc or 5Kpc reels.
GENERAL INFORMATION
Operating Temperature Range
-40 °C to +85 °C
Storage Temperature Range
-40 °C to +85 °C
Lead Soldering Temperature
240 °C for 3 sec
Preheat Temperature
100 °C
Part No.
Emitted
Color
Peak
∆λ
Absolute Maximum Ratings
E/O Characteristics
λ
Pd
If (mA)
Ir
Vr
Iv (mcd)
@If=20mA
Vf (V)
@ If=20mA
2Θ1/2
(nM)
(nM)
(mW)
dc
1/10 duty
@ 1 khz
@Vr=5V
(µA)
(V)
2mA
Min
Typ
Min
Typ
(Deg)
JRC059X
Red
632
20
60
25
160
10
5
25
172
418
2.0
2.4
30
JGC059X
Green
575
20
60
25
160
10
5
10
115
172
2.0
2.4
30
JYC059X
Yellow
591
15
60
25
160
10
5
26
172
430
2.0
2.4
30
JOC059X
Orange
621
18
60
25
160
10
5
26
172
430
2.0
2.4
30
JEC059X
OrRed
639
20
60
25
160
10
5
20
160
338
2.0
2.4
30
JYOC059X
YelOrng
611
17
60
25
160
10
5
26
172
430
2.0
2.4
30
Relative Intensity (%)
010
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
25
50
75
25
50
75
Ø1.8
2.1
Anode (except for SR)
0.5±.1
0.15
0.4±.1
0.68
2.9 max
1.34
0.13 max
6.1 max
0591 Series
3.8 max
0.13 max
0597 Series
0.2 max
7.6 max
0599 Series
2.2
013S-J059X


Số phần tương tự - JEC059X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IDEA.lnc.
JEC058X IDEA-JEC058X Datasheet
29Kb / 1P
T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package J Series
More results

Mô tả tương tự - JEC059X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LUY9033-TR3 LIGITEK-LUY9033-TR3 Datasheet
100Kb / 8P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
LDBK9S53 LIGITEK-LDBK9S53 Datasheet
125Kb / 7P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
LDGM9353-TR1 LIGITEK-LDGM9353-TR1 Datasheet
134Kb / 8P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
LH9353-TR1 LIGITEK-LH9353-TR1 Datasheet
133Kb / 8P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
LHRF9033-TR2 LIGITEK-LHRF9033-TR2 Datasheet
131Kb / 8P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
LHRF9553-T-TR1 LIGITEK-LHRF9553-T-TR1 Datasheet
145Kb / 8P
SURFACE MOUNT TAPE AND REEL
logo
IDEA.lnc.
ISRC058X IDEA-ISRC058X Datasheet
30Kb / 1P
T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package
ISRC059X IDEA-ISRC059X Datasheet
30Kb / 1P
T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package
JRC058X IDEA-JRC058X Datasheet
29Kb / 1P
T-5/8 Surface Mounting Tape & Reel Package J Series
logo
E-SWITCH
N802208 E-SWITCH-N802208 Datasheet
151Kb / 1P
PACKAGE: TAPE AND REEL (700 PER REEL)
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com