công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LUG3333/H0 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LUG3333/H0
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER BRIGHT ROUND TYPE LED LAMPS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LUG3333/H0 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LUG3333/H0 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG3333/H0 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG3333/H0 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG3333/H0 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LUG3333/H0 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
3.0
2.5
1.5
1.0
0.5
0.0
2.0
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Wavelength (nm)
500
0.0
0.5
550
600
650
Ambient Temperature(
℃)
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
1.0
-40
0.8
-20
1.1
1.0
0.9
1.2
20
060
40
100
80
100
20
Ambient Temperature(
℃)
-20
-40
060
40
80
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Forward Voltage(V)
100
1.0
0.1
1.0
10
UG CHIP
1000
2.0
3.0
1000
Forward Current(mA)
1.010100
4.0
5.0
Page3/4
PART NO. LUG3333/H0



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com