công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSRFUG3362/R1-PF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LSRFUG3362/R1-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR ROUND TYPE LED LAMPS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSRFUG3362/R1-PF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFUG3362/R1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
25.0MIN
25%
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
1.0MIN
100% 75% 50%
-60 °
Directivity Radiation
-30°
2.54TYP
2
1
75%
25%
0
50%
100%
°
60
°
0
30
1
2
SRF
7.6
8.6
5.0
5.9
□0.5
TYP
1.5
MAX
LSRFUG3362/R1-PF
Package Dimensions
PART NO.
UG
1/6
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com