công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSRFSBKS2062/R1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LSRFSBKS2062/R1
Giải thích chi tiết về linh kiện  BIPOLAR TYPE LED LAMPS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSRFSBKS2062/R1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBKS2062/R1 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Ambient Temperature(
℃)
Wavelength (nm)
0.0
550
600
0.5
1.0
-20
-40
0.8
40
0
20
1.1
1.0
0.9
1.2
700
650
Ambient Temperature(
℃)
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
0.5
-40
100
80
60
0.0
0
-20
40
60
20
1.5
1.0
2.0
2.5
3.0
80
100
Forward Voltage(V)
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
100
2.0
1.0
0.1
3.0
1.0
10
SRF CHIP
1000
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
1.0
4.0
5.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Forward Current(mA)
10
100
2.5
3.0
1000
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
3/6
Page
PART NO. LSRFSBKS2062/R1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com