công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSRFSBK2092 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LSRFSBK2092
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL COLOR LED LAMPS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSRFSBK2092 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSRFSBK2092 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRFSBK2092 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Ambient Temperature(
℃)
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
-40
0.8
-20
20
0
40
60
0.9
1.0
1.2
1.1
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
Ambient Temperature(
℃)
0.0
80
100
-40
-20
0
20
3.0
2.5
2.0
1.0
1.5
0.5
100
60
40
80
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
SRF CHIP
Forward Voltage(V)
0.1
1.0
2.0
1.0
10
3.0
4.0
100
1000
Forward Current(mA)
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
1.5
1.0
0.5
0.0
5.0
1.0
10
3.0
2.5
2.0
100
1000
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
Wavelength (nm)
600
550
0.0
0.5
650
1.0
700
3/6
Page
LSRFSBK2092
PART NO.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com