công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA06N3V3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện SA06N3V3
Giải thích chi tiết về linh kiện  13~24 Watts Switching Adapter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

SA06N3V3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bothhand USA, LP.

  SA06N3V3 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. SA06N3V3 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhand.com
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434
MECHANICAL
SA06N
ORDERING INFORMATION
Unit: m.m.
Output Plug List
Output Voltage
Mechanical
Fig. U
Fig. W
Fig. A
Fig. V
0 5 - U - 1 A
Standard Output Cable:
3.3V~7V: 18AWG, UL SPT-1, 1200mm, EMI Core.
8V~12V: 20AWG, UL 2468, 1800mm, EMI Core



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com