công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LU1S025 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bothhand USA, LP.

tên linh kiện LU1S025
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10/100 BASE-TX MAGNETICS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Trang chủ  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

LU1S025 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bothhand USA, LP.

  LU1S025 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. LU1S025 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Bothhand USA. e-mail: sales@bothhandusa.com http://www.bothhandusa.com
“LAN-MATE” SERIES
SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10/100 BASE-TX MAGNETICS
P/N: LU1S025
Page : 2/2
D. Mechanical:
1. Plastic Material : PBT 15% Glass Filled (UL 94V-0) , Black Housing
2. Metal Shield
: Brass C2680-H, 20u Nickle Plated, t=0.25mm
3. Spring Wire
: 0.45mm Dia. Phosphor bronze with 6u gold plated .
4. Solder Pin
: 0.4x0.4mm ,Phosphor bronze with Solder plated
5. Durability
: 300 Mating cycles Min .
E. PCB Layout Mounting Hole (Top View)
462 Boston St - Topsfield, MA 01983 - Phone: 978-887-8050 - Fax: 978-887-5434



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com