công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8544EBVTANG bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8544EBVTANG
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??III Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8544EBVTANG bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8544EBVTANG Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 120 page
background image
MPC8544E PowerQUICC™ III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 3
56
Freescale Semiconductor
Programmable Interrupt Controller
Figure 33. Local Bus Signals, GPCM/UPM Signals for LCCR[CLKDIV] = 8 or 16 (PLL Bypass Mode)
11 Programmable Interrupt Controller
In IRQ edge trigger mode, when an external interrupt signal is asserted (according to the programmed
polarity), it must remain the assertion for at least 3 system clocks (SYSCLK periods).
tLBIXKL2
tLBIVKH1
Internal Launch/Capture Clock
UPM Mode Input Signal:
LUPWAIT
T1
T3
UPM Mode Output Signals:
LCS[0:7]/LBS[0:3]/LGPL[0:5]
GPCM Mode Output Signals:
LCS[0:7]/LWE
T2
T4
Input Signals:
LAD[0:31]/LDP[0:3]
LCLK
tLBKLOV1
tLBKLOZ1
tLBKLOX1
tLBIXKH1
GPCM Mode Input Signal:
LGTA
tLBIVKL2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com