| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT1626 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1626 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
11 / 15 page ![]() Command Mode (Command Code:100) Mode (Data And Command Mode) HT1626 Rev. 1.50 11 June 9, 2009 PATENTED D A T A C S W R 1 0 0 C 8 C 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C 0 C o m m a n d 1 C 8 C 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C 0 C o m m a n d i C o m m a n d . . . C o m m a n d o r D a t a M o d e R D D A T A C S W R A d d r e s s a n d D a t a C o m m a n d o r D a t a M o d e A d d r e s s a n d D a t a C o m m a n d o r D a t a M o d e A d d r e s s a n d D a t a C o m m a n d o r D a t a M o d e |