công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5002R-CM/F bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Teridian Semiconductor Corporation

tên linh kiện 5002R-CM/F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual SCART A/V Switch
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TERIDIAN [Teridian Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.teridian.com
Logo TERIDIAN - Teridian Semiconductor Corporation

5002R-CM/F bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Teridian Semiconductor Corporation

Back Button 5002R-CM/F Datasheet HTML 22Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 23Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 24Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 25Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 26Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 27Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 28Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 29Page - Teridian Semiconductor Corporation 5002R-CM/F Datasheet HTML 30Page - Teridian Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 30 page
background image
AVPro® 5002R
Dual SCART A/V Switch
DATA SHEET
Page: 27 of 30
© 2008 TERIDIAN Semiconductor Corporation
Rev 2.1
RECOMMENDED PCB LAND PATTERN DIMENSIONS
48 Pin - QFN
y
e
A
d
e
A
d
G
y
x
x
G
h
h
h
h
Recommended PCB Land Pattern Dimensions
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
e
Lead pitch
0.4 mm
x
0.25 mm
0.28 mm
y
0.6 mm
d
4.1 mm
A
4.65 mm
G
5.1 mm
h
Via diameter, see Note 1
0.3 mm
Note 1: Provide thermal pad with solid via connection to the ground plane. Vias should be incorporated with a
1.2mm pitch.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com