công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CZRERT52C2-HF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CZRERT52C2-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Zener Diode
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CZRERT52C2-HF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comchip Technology

  CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 5Page - Comchip Technology CZRERT52C2-HF Datasheet HTML 6Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Voltage 2 to 39 Volts
Power 150 mWatts
Page 1
QW-G2011
Features
150mW Power Dissipation.
High Voltages from 2 ~ 39 V.
Designed for mounting on small surface.
Extremely thin/leadless package.
Pb free product.
Mechanical data
Case: 0503(1308)Standard package
Molded plastic.
Terminals: Gold plated, solderable per
MIL-STD-750,method 2026.
Polarity: Indicated by cathode band.
Weight:
gram(approx.).
Halogen free.
0.0011
Peak ESD voltage capability (IEC 61000-4-2)
Parameter
Symbol
Value
0.9
150
8
Unit
V
mW
Forward current , surge peak
8.3 ms single half sine-wave superimposed
on rate load( JEDEC method )
2.0
A
Maximum Rating AND Electrical Characteristics
IFSM
PD
VF
VPV
kV
Maximum Forward Voltage Drop at IF = 10 mA
O
Maximum Power Dissipation at 25 C
REV:A
SMD Diodes Specialist
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55 to +125
TJ
OC
(RoHS Device)
CZRERT52C2-HF Thru CZRERT52C39-HF
SMD Zener Diode
Comchip Technology CO., LTD.
0.053(1.35)
0.045(1.15)
0.034(0.85)
0.026(0.65)
0.022(0.55)
0.018(0.45)
Dimensions in inches and (millimeter)
0503(1308)
0.022(0.55) Typ.
0.016(0.40) Typ.


Số phần tương tự - CZRERT52C2-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CZRERT52C2 COMCHIP-CZRERT52C2 Datasheet
269Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRERT52C20 COMCHIP-CZRERT52C20 Datasheet
269Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRERT52C22 COMCHIP-CZRERT52C22 Datasheet
269Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRERT52C24 COMCHIP-CZRERT52C24 Datasheet
269Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRERT52C27 COMCHIP-CZRERT52C27 Datasheet
269Kb / 6P
SMD Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - CZRERT52C2-HF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
CZRF52C2 COMCHIP-CZRF52C2 Datasheet
244Kb / 4P
SMD Zener Diode
CZRA4728-G COMCHIP-CZRA4728-G Datasheet
96Kb / 3P
SMD Zener Diode
CZRER52C2-HF COMCHIP-CZRER52C2-HF Datasheet
271Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRFR2V4B-HF COMCHIP-CZRFR2V4B-HF Datasheet
136Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRU2V4B-HF COMCHIP-CZRU2V4B-HF Datasheet
137Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRUR52C2-HF COMCHIP-CZRUR52C2-HF Datasheet
161Kb / 6P
SMD Zener Diode
ACZRV5223B-HF COMCHIP-ACZRV5223B-HF Datasheet
132Kb / 5P
SMD Zener Diode
CZRL55C2V4-G COMCHIP-CZRL55C2V4-G Datasheet
434Kb / 6P
SMD Zener Diode
CZRQC52C2V4-HF COMCHIP-CZRQC52C2V4-HF Datasheet
111Kb / 4P
SMD Zener Diode
CZRT23C2V7-HF COMCHIP-CZRT23C2V7-HF Datasheet
326Kb / 5P
SMD Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com