| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STI7167 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STI7167 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 10 page ![]() STi7167 Target applications Doc ID 15836 Rev 2 7/10 2.2 Hybrid IP/terrestrial STB Figure 2. Typical hybrid IP/terrestrial STB MII STi7167 2 × FLASH RF I/Q IF EMI DDR2 LMI RJ45 STV641x S/PDIF RGB YC, CVBS Analog audio L/R E2PROM I2C AUX/Loop-thru 30 MHz HDMI TMDS/I2C SMARTCARD IR Tx/Rx RESET JTAG DCU USB 2.0 Front panel display and controls KEYSCAN / PIOs SPI or UART HDD e-SATA (optional) RJ45 Ethernet MII PHY Terrestrial tuner STV4100 ST8024 PCI |