công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

73083 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pomona Electronics

tên linh kiện 73083
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug, RG142B/U, RG316/U
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POMONA [Pomona Electronics]
Trang chủ  http://www.pomonaelectronics.com
Logo POMONA - Pomona Electronics

73083 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pomona Electronics

  73083 Datasheet HTML 1Page - Pomona Electronics 73083 Datasheet HTML 2Page - Pomona Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
USA:
Sales: 800-490-2361
Technical Support: technicalsupport@pomonatest.com
Fax: 425-446-5844
Europe:
31-(0) 40 2675 150 International: 425-446-5500
Where to Buy:
www.pomonaelectronics.com
All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02” (,51 mm),
.xxx = ± .005” (,127 mm). All specifications are to the latest revisions.
Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are
the property of their respective companies.
Copyright © 2009
D2018886 Rev. 001
Page 1 of 2
Model 73083
SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug, RG142B/U, RG316/U
Model 73083-X
SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug,
RG142B/U
Model 73083-BB
SMA Quick-Connect Plug to SMA Quick-Connect Plug,
RG316/U
Small size, and durability for confident connections
Features
DC - 4GHz bandwidth.
Precision machined connectors.
Perfect for applications where space, weight, performance and ease of connections are required.
Materials
SMA Male Connectors:
Center Contact: Brass, Gold Plated
Connector Body: Brass, Nickel Plated
Crimp Ferrule: Copper, Nickel Plated
Insulators: PTFE
Specifications
Cable Type
RG142B/U
RG316/U
Impedance
50Ω
50Ω
Frequency Range
DC - 4GHz
DC - 4GHz
Capacitance per 1ft (0.305m)
29.0 pF
29.0 pF
Insulation Resistance
≥ 1000 MΩ
≥ 1000 MΩ
Insulator Withstand
750V
750V
Temperature Range
-65º C to +165ºC (-85ºF to +329ºF)
-65º C to +165ºC (-85ºF to +329ºF)
Jacket
FEP
FEP
Cable O.D. (inches)
0.195” (4.95mm)
0.098” (2.5mm)
Center Conductor (mm)
.95 solid silver coated copper covered
steel
7 x .18 silver coated copper covered steel


Số phần tương tự - 73083

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gilway Technical Lamp
7308 GILWAY-7308 Datasheet
33Kb / 1P
T-1 Subminiature Lamps
logo
Heyco.
7308 HEYCO-7308 Datasheet
132Kb / 1P
Female Pin Connectors
logo
V-COIL THREAD SYSTEM
7308 V-COIL-7308 Datasheet
102Kb / 3P
Wire-Thread-Inserts
logo
Pomona Electronics
73082 POMONA-73082 Datasheet
121Kb / 1P
SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug, RG142B/U
73084 POMONA-73084 Datasheet
131Kb / 2P
Terminal Jacks, Male Threads 6-32, 8-32, 10-32, Female Threads 10-32
More results

Mô tả tương tự - 73083

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pomona Electronics
4846-C POMONA-4846-C Datasheet
117Kb / 1P
SMA Plug to SMA Plug, RG58C/U
4846-UU POMONA-4846-UU Datasheet
120Kb / 1P
SMA Plug to SMA Plug, RG178B/U
73069 POMONA-73069 Datasheet
122Kb / 1P
SMA Plug to SMA Right-Angle Plug, RG316/U
73070 POMONA-73070 Datasheet
157Kb / 2P
SMA Plug to SMA Bulkhead Jack, RG316/U, RG58C/U
73071 POMONA-73071 Datasheet
160Kb / 2P
SMA Right-Angle Plug to SMA Bulkhead Jack, RG142B/U, RG316/U
73082 POMONA-73082 Datasheet
121Kb / 1P
SMA Quick-Connect Plug to SMA Plug, RG142B/U
logo
Pasternack Enterprises,...
PE39346Y PASTERNACK-PE39346Y Datasheet
136Kb / 1P
FAKRA PLUG TO SMA FEMALE, RG316/U COAX
PE39343A-12 PASTERNACK-PE39343A-12 Datasheet
135Kb / 1P
FAKRA PLUG TO SMA MALE, RG316/U COAX
PE39348B-12 PASTERNACK-PE39348B-12 Datasheet
137Kb / 1P
FAKRA PLUG TO SMA MALE, RG316/U COAX
PE39348D-12 PASTERNACK-PE39348D-12 Datasheet
137Kb / 1P
FAKRA PLUG TO SMA MALE, RG316/U COAX
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com