công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

24AA32A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 24AA32A
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K I2C??Serial EEPROM
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

24AA32A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button 24AA32A_1 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology 24AA32A_1 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 36 page
background image
 2009 Microchip Technology Inc.
DS21713K-page 9
24AA32A/24LC32A
FIGURE 6-1:
BYTE WRITE
FIGURE 6-2:
PAGE WRITE
xxx
Bus Activity
Master
SDA Line
Bus Activity
S
T
A
R
T
Control
Byte
Address
High Byte
Address
Low Byte
Data
S
T
O
P
A
C
K
A
C
K
A
C
K
A
C
K
x
= “don’t care” bit
S 1 010
0
A
2
A
1
A
0
P
x
xx x
Bus Activity
Master
SDA Line
Bus Activity
S
T
A
R
T
Control
Byte
Address
High Byte
Address
Low Byte
Data Byte 0
S
T
O
P
A
C
K
A
C
K
A
C
K
A
C
K
Data Byte 31
A
C
K
x
= “don’t care” bit
S 10 1 0
0
A
2
A
1
A
0
P
x



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com