công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4159 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pomona Electronics

tên linh kiện 4159
Giải thích chi tiết về linh kiện  BNC Bulkhead Receptacle, Female, Hermetically Sealed
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POMONA [Pomona Electronics]
Trang chủ  http://www.pomonaelectronics.com
Logo POMONA - Pomona Electronics

4159 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pomona Electronics

  4159 Datasheet HTML 1Page - Pomona Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Pomona®
All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02” (,51 mm), .xxx = ± .005” (,127 mm).
All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.
Registered trademarks are the property of their respective companies.
Made in USA
6/9/99
PomonaACCESS 90232 (800) 444-6785 or (425) 446-6010
SY/EH/LS
More drawings available at www.pomonaelectronics.com
S:\Engineering \Release\DataSheets\FlukeDataSheet\d4159_1_01.doc
Page 1 of
1
Model 4159
BNC Bulkhead Receptacle, Female,
Hermetically Sealed
Sales: 800-490-2361 Fax: 888-403-3360
Technical Assistance: 800-241-2060
MATERIALS:
Body – Brass, Tarnish Resistant Plating, Center Contact – Gold Plated Beryllium Copper
Finish: Body, Lockwasher and Hex Nut – Tarnish Resistant
Center Contact – Gold Plated
Dielectric – PTFE
Marking: “Pomona 4159”
RATINGS:
Nominal Impedance: 50 Ohms
Leakage Rate: Less than 10
-7 cc/sec of tracer gas at one atmosphere.
ORDERING INFORMATION: Model 4159


Số phần tương tự - 4159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adafruit Industries
4159 ADAFRUIT-4159 Datasheet
233Kb / 2P
20-pin 0.1" Female Header - Green - 5 pack
4-26-19
logo
Microchip Technology
41594B MICROCHIP-41594B Datasheet
3Mb / 372P
8-Bit Flash Microcontroller with nanoWatt XLP Technology
2011-2012
logo
Pro-Signal
415988.410786 PROSIGNAL-415988.410786 Datasheet
25Kb / 1P
Telephone Adaptors
More results

Mô tả tương tự - 4159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Winchester Electronics ...
SDKC-79-108 WINCHESTER-SDKC-79-108 Datasheet
87Kb / 1P
BNC BULKHEAD RECEPTACLE (HERMETIC SEALED)
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9093 PASTERNACK-PE9093 Datasheet
256Kb / 3P
Hermetically Sealed BNC Female to BNC Female Bulkhead Adapter
PE9184 PASTERNACK-PE9184 Datasheet
248Kb / 2P
Hermetically Sealed SMA Female to SMA Female Bulkhead Adapter
PE9268 PASTERNACK-PE9268 Datasheet
239Kb / 2P
Bulkhead Hermetically Sealed MHV Female to MHV Female Adapter
PE9420 PASTERNACK-PE9420 Datasheet
246Kb / 2P
Hermetically Sealed BNC Female to BNC Female Bulkhead Adapter For 1 inch Max. Panel
PE9483 PASTERNACK-PE9483 Datasheet
262Kb / 3P
Hermetically Sealed TNC Female to BNC Female Bulkhead Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
BU-P3778 ETC2-BU-P3778 Datasheet
210Kb / 1P
Bulkhead Female BNC Receptacle
BU-P4160 ETC2-BU-P4160 Datasheet
204Kb / 1P
Bulkhead Female BNC Receptacle
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4049 PASTERNACK-PE4049_17 Datasheet
358Kb / 3P
BNC Female Bulkhead Mount Hermetically Sealed Connector Solder Attachment Turret Terminal
PE4077 PASTERNACK-PE4077_16 Datasheet
352Kb / 3P
BNC Female Bulkhead Mount Hermetically Sealed Connector Solder Attachment Spade Terminal
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com