công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATmega88PA bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATmega88PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 4/8/16/32K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  448 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega88PA bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega88PA Datasheet HTML 52Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 53Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 54Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 55Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 56Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 57Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 58Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 59Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 60Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 448 page
background image
56
8161D–AVR–10/09
ATmega48PA/88PA/168PA/328P
0
1
1
1
256K (262144) cycles
2.0 s
1
0
0
0
512K (524288) cycles
4.0 s
1
0
0
1
1024K (1048576) cycles
8.0 s
10
10
Reserved
10
11
11
00
11
01
11
10
11
11
Table 10-2.
Watchdog Timer Prescale Select (Continued)
WDP3
WDP2
WDP1
WDP0
Number of WDT Oscillator
Cycles
Typical Time-out at
V
CC = 5.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com