công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F363AMDFB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F363AMDFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  115 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F363AMDFB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F363AMDFB Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp R5F363AMDFB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 115 page
background image
REJ03B0271-0100 Rev.1.00 Sep 15, 2009
Page 6 of 113
M16C/63 Group
1. Overview
1.3
Product List
Table 1.5 lists product information. Figure 1.1 shows the Part No., with Memory Size and Package, and
Figure 1.2 and Figure 1.3 shows the Marking Diagram (Top View).
(D): Under development
(P): Planning
Note:
Previous package codes are is as follows:
PRQP0100JD-B: 100P6F-A
PLQP0100KB-A: 100P6Q-A
PTLG0100KA-A: 100F0M
PLQP0080KB-A: 80P6Q-A
Table 1.5
Product List
As of September 2009
Part No.
ROM Capacity
RAM
Capacity
Package Code
Remarks
Program
ROM 1
Program
ROM 2
Data flash
R5F363A6NFA
128 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
12 KB
PRQP0100JD-B
Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F363A6NFB
PLQP0100KB-A
R5F363A6NLG
(D)
PTLG0100KA-A
R5F363B6NFE
PLQP0080KB-A
R5F363A6DFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F363A6DFB
PLQP0100KB-A
R5F363B6DFE
PLQP0080KB-A
R5F363AENFA
256 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
20 KB
PRQP0100JD-B
Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F363AENFB
PLQP0100KB-A
R5F363AENLG
(D)
PTLG0100KA-A
R5F363BENFE
PLQP0080KB-A
R5F363AEDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F363AEDFB
PLQP0100KB-A
R5F363BEDFE
PLQP0080KB-A
R5F363AKNFA
384 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
31 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F363AKNFB
PLQP0100KB-A
R5F363AKNLG
(D)
PTLG0100KA-A
R5F363AKDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F363AKDFB
PLQP0100KB-A
R5F363AMNFA
512 KB
16 KB
4 KB
× 2 blocks
31 KB
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-20°C to 85°C
R5F363AMNFB
PLQP0100KB-A
R5F363AMNLG
(D)
PTLG0100KA-A
R5F363AMDFA
PRQP0100JD-B Operating
temperature
-40°C to 85°C
R5F363AMDFB
PLQP0100KB-A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com