công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F64535LFD bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F64535LFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  147 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F64535LFD bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F64535LFD Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 45Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 46Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp R5F64535LFD Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 147 page
background image
REJ03B0232-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 44 of 144
R32C/153 Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Table 4.25
SFR List (25)
Address
Register
Symbol
Reset Value
040120h to
04403Fh
044040h
044041h
044042h
044043h
044044h
044045h
044046h
044047h
044048h
044049h
04404Ah
04404Bh
04404Ch Protect Register 4
PRCR4
0000 0000b
04404Dh Watchdog Timer Clock Control Register
WDK
0000 0000b
04404Eh Watchdog Timer Start Register
WDTS
XXXX XXXXb
04404Fh Watchdog Timer Control Register
WDC
000X XXXXb
044050h
044051h
044052h
044053h
044054h
044055h
044056h
044057h
044058h
044059h
04405Ah
04405Bh
04405Ch
04405Dh
04405Eh
04405Fh Protect Register 2
PRCR2
0XXX XXXXb
X: Undefined
Blanks are reserved. No access is allowed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com