công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6451MLFD bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6451MLFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6451MLFD bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6451MLFD Datasheet HTML 103Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R5F6451MLFD Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 119 page
background image
REJ03B0230-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 107 of 116
R32C/151 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =3.3 V
Timing Requirements (VCC = 3.0 to 3.6 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.41
External Clock Input
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(X)
External clock input period
125
250
ns
tw(XH)
External clock input high level pulse width
50
ns
tw(XL)
External clock input low level pulse width
50
ns
tr(X)
External clock input rise time
5ns
tf(X)
External clock input fall time
5ns
tw / tc
External clock input duty
40
60
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com