công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F6451MJFD bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F6451MJFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F6451MJFD bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F6451MJFD Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 99Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 100Page - Renesas Technology Corp R5F6451MJFD Datasheet HTML 101Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 119 page
background image
REJ03B0230-0102 Rev.1.02 Nov 30, 2009
Page 97 of 116
R32C/151 Group
5. Electrical Characteristics
VCC =5V
Timing Requirements (VCC = 4.2 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Ta =Topr, unless otherwise noted)
Table 5.22
Timer A Input (Counting input in event counter mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock period
200
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.23
Timer A Input (Gating input in timer mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock period
400
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
180
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
180
ns
Table 5.24
Timer A Input (External trigger input in one-shot timer mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(TA)
TAiIN input clock period
200
ns
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.25
Timer A Input (External trigger input in pulse-width modulation mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tw(TAH)
TAiIN input high level pulse width
80
ns
tw(TAL)
TAiIN input low level pulse width
80
ns
Table 5.26
Timer A Input (Increment/decrement count switching input in event counter mode)
Symbol
Characteristic
Value
Unit
Min.
Max.
tc(UP)
TAiOUT input clock period
2000
ns
tw(UPH)
TAiOUT input high level pulse width
1000
ns
tw(UPL)
TAiOUT input low level pulse width
1000
ns
tsu(UP-TIN)
TAiOUT input setup time
400
ns
th(TIN-UP)
TAiOUT input hold time
400
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com