công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDA111 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Clare, Inc.

tên linh kiện LDA111
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unidirectional Input, Darlington Transistor Output Optocoupler
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARE [Clare, Inc.]
Trang chủ  http://www.clare.com
Logo CLARE - Clare, Inc.

LDA111 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Clare, Inc.

  LDA111 Datasheet HTML 1Page - Clare, Inc. LDA111 Datasheet HTML 2Page - Clare, Inc. LDA111 Datasheet HTML 3Page - Clare, Inc. LDA111 Datasheet HTML 4Page - Clare, Inc. LDA111 Datasheet HTML 5Page - Clare, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
LDA111
www.clare.com
3
R04
PERFORMANCE DATA*
*The Performance data shown in the graphs above is typical of device performance. For guaranteed parameters not indicated in the written specifications, please
contact our application department.
LED Forward Voltage (V)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
0
10
20
30
40
50
LDA111
LED Voltage vs. Current
(T
A=25ºC)
LED Forward Voltage (V)
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
0.1
1
10
100
LDA111
LED Voltage vs. Current (Log)
(T
A=25ºC)
Temperature (ºC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
LDA111
LED Forward Voltage vs. Temperature
I
F=50mA
I
F=20mA
I
F=10mA
I
F=5mA
I
F=2mA
I
F=1mA
LED Forward Current (mA)
2468
10
0
5000
10000
15000
20000
LDA111
Typical CTR vs. LED Forward Current
(T
A=25ºC, VCE=5V)
0
-40ºC
85ºC
25ºC
LDA111
Typical Collector Current
vs. Collector Voltage
(T
A=25ºC)
Collector Voltage V
CE (V)
0123
456
0
50
100
150
200
250
I
F=10mA
I
F=20mA
I
F=5mA
I
F=1mA
I
F=2mA
I
F=0.5mA
Temperature (ºC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
250
LDA111
I
CE Current vs. Temperature
(V
CE=5V)
I
F=10mA
I
F=5mA
I
F=2mA
I
F=1mA
I
F=0.5mA
I
F=0.2mA
I
F=0.1mA
Temperature (ºC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
LDA111
V
CE(sat) vs. Temperature
(I
F=1mA, IC=3mA)
Temperature (ºC)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
LDA111
Leakage Current vs. Temperature
V
CC=10V
V
CC=3V
V
CC=5V
Load Resistance (
Ω)
1x102
1x103
1x104
1x105
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
LDA111
Turn-On Time vs. Load Resistance
(T
A=25ºC, VCC=5V, IF=1mA)
Load Resistance (
Ω)
1x102
1x103
1x104
1x105
0
5000
10000
15000
LDA111
Turn-Off Time vs. Load Resistance
(T
A=25ºC, VCC=5V, IF=1mA)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com