công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF22V10C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF22V10C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High performance EE PLD
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF22V10C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ATMEL Corporation

  ATF22V10C Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATF22V10C Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
4
0735T–PLD–5/09
ATF22V10C(Q)
Note:
1. Not more than one output at a time should be shorted. Duration of short circuit test should not exceed 30 sec.
4.1
DC Characteristics
Symbol
Parameter
Condition
Min
Typ
Max
Units
I
IL
Input or I/O Low
Leakage Current
0
≤ V
IN ≤ VIL (Max)
-10.0
µA
I
IH
Input or I/O High
Leakage Current
3.5
≤ V
IN ≤ VCC
10.0
µA
ICC
Power Supply Current,
Standby
V
CC = Max,
VIN = Max,
Outputs Open
C-5, 7, 10
Com.
85.0
130.0
mA
C-10
Ind., Mil.
90.0
140.0
mA
C-15
Com.
65.0
90.0
mA
C-15
Ind., Mil.
65.0
115.0
mA
CQ-15
Com.
35.0
55.0
mA
CQ-15
Ind.
35.0
70.0
mA
ICC2
Clocked Power Supply
Current
VCC = Max, Outputs Open,
f = 15 MHz
C-5, 7, 10
Com.
150.0
mA
C-10
Ind., Mil.
160.0
mA
C-15
Com.
70.0
90.0
mA
C-15
Ind., Mil.
70.0
90.0
mA
CQ-15
Com.
40.0
60.0
mA
CQ-15
Ind.
40.0
80.0
mA
IPD
Power Supply Current,
PD Mode
V
CC = Max
Com.
10.0
100.0
µA
VIN = 0, Max
Ind.
10.0
100.0
µA
IOS
(1)
Output Short Circuit
Current
VOUT = 0.5V
-130.0
mA
VIL
Input Low Voltage
-0.5
0.8
V
V
IH
Input High Voltage
2.0
V
CC+0.75
V
V
OL
Output Low Voltage
V
IN = VIH or VIL,
VCC = Min
I
OL = 16 mA
Com., Ind.
0.5
V
IOL = 12 mA
Mil.
0.5
V
VOH
Output High Voltage
V
IN = VIH or VIL,
V
CC = Min
IOH = -4.0 mA
2.4
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com