công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATmega88PA bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATmega88PA
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with4/8/16/32K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega88PA bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega88PA Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation ATmega88PA Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 26 page
background image
22
8161DS–AVR–10/09
ATmega48PA/88PA/168PA/328P
8.4
28P3
2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
TITLE
DRAWING NO.
R
REV.
28P3, 28-lead (0.300"/7.62 mm Wide) Plastic Dual
Inline Package (PDIP)
B
28P3
09/28/01
PIN
1
E1
A1
B
REF
E
B1
C
L
SEATING PLANE
A
0º ~ 15º
D
e
eB
B2
(4 PLACES)
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
A
–
–
4.5724
A1
0.508
–
–
D
34.544
–
34.798
Note 1
E
7.620
–
8.255
E1
7.112
–
7.493
Note 1
B
0.381
–
0.533
B1
1.143
–
1.397
B2
0.762
–
1.143
L
3.175
–
3.429
C
0.203
–
0.356
eB
–
–
10.160
e
2.540 TYP
Note:
1. Dimensions D and E1 do not include mold Flash or Protrusion.
Mold Flash or Protrusion shall not exceed 0.25 mm (0.010").



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com