| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TLE4263-2ES bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE4263-2ES bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG |
|
10 / 22 page ![]() TLE4263-2ES Electrical Characteristics Data Sheet 10 Rev. 1.0, 2008-04-21 Dropout Voltage V dr versus Output Current I Q Output Voltage V Q versus Input Voltage V I AED03060_4263 0 0 Q I 50 100 150 200 300 mA 100 200 300 400 500 600 700 800 mV V dr j T = 125 ˚C 25 ˚C R 6 4 2 0 4 0 2 8 12 10 Q V V 10 V 68 V Ι AED01097 = 25 L Ω |