| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
470PWC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - HB Electronic Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
470PWC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - HB Electronic Components |
|
2 / 5 page ![]() Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd. Part No. /型号: 470PWC www.ledz.com 2/5 LED SPECIFICATION Absolute maximum ratings/极限参数(Ta = 25℃) Value 数值 Parameter 参数 Symbol 符号 Test Condition 测试条件 Min. Max. Unit 单位 Reverse Voltage 反向电压 VR IR = 30μA 5 -- V Forward Current 正向工作电流 IF ---- ---- 25 mA Power Dissipation 损耗功率 Pd ---- ---- 90 mW Pulse Current 正向峰值电流 Ipeak Duty=0.1mS,1kHz ---- 100 mA Operating Temperature 工作温度范围 Topr ---- -20 +85 ℃ Storage Temperature 储存温度范围 Tstr ---- -25 +100 ℃ Electrical and optical characteristics/光电参数(Ta = 25℃) Value 数值 Parameter 参数 Symbol 符号 Test Condition 测试条件 Min. Typ. Max. Unit 单位 Forward Voltage 正向电压 VF IF = 20mA ---- 3.2 3.6 V Reverse Current 反向电流 IR VR = 5V ---- ---- 30 μA Luminous Intensity 发光强度 IV IF = 20mA ---- 1500 ---- mcd Viewing Angle 指向角度 2θ1/2 IF = 20mA ---- 90 ----- Deg. Luminous Intensity Bins Chart/亮度等级(Ta = 25℃) Bin Q R S T U Min 400 600 800 1000 1500 Max 600 800 1000 1500 2000 |