công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPC1926 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Clare, Inc.

tên linh kiện CPC1926
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power SIP Relay
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARE [Clare, Inc.]
Trang chủ  http://www.clare.com
Logo CLARE - Clare, Inc.

CPC1926 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Clare, Inc.

  CPC1926 Datasheet HTML 1Page - Clare, Inc. CPC1926 Datasheet HTML 2Page - Clare, Inc. CPC1926 Datasheet HTML 3Page - Clare, Inc. CPC1926 Datasheet HTML 4Page - Clare, Inc. CPC1926 Datasheet HTML 5Page - Clare, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.clare.com
4
CPC1926
R04
PERFORMANCE DATA*
*The Performance data shown in the graphs above is typical of device performance. For guaranteed parameters not indicated in the written specifications, please
contact our application department.
Typical Turn-Off vs. LED Forward Current
(I
L=100mADC)
LED Forward Current (mA)
0
5
1015202530354045
50
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Typical On-Resistance vs. Temperature
(I
L=100mADC, IF=10mA)
-40
-20
0
20
40
60
80
100
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
Temperature (ºC)
Typical I
F for Switch Operation
vs. Temperature
(I
L=100mADC)
-40
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
-20
0
20
40
60
80
100
Temperature (ºC)
Load Voltage (V)
-1.5
-1.0
-0.5
0.5
1.0
0
1.5
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
Typical Load Current vs. Load Voltage
(T
A=25ºC, IF=10mA)
Time
10
μs 100μs 1ms 10ms 100ms 1s
10s
100s
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Energy Rating Curve
(Free Air, No Heat Sink)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com