công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPC1014N bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Clare, Inc.

tên linh kiện CPC1014N
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Pin SOP OptoMOS짰 Relay
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CLARE [Clare, Inc.]
Trang chủ  http://www.clare.com
Logo CLARE - Clare, Inc.

CPC1014N bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Clare, Inc.

  CPC1014N Datasheet HTML 1Page - Clare, Inc. CPC1014N Datasheet HTML 2Page - Clare, Inc. CPC1014N Datasheet HTML 3Page - Clare, Inc. CPC1014N Datasheet HTML 4Page - Clare, Inc. CPC1014N Datasheet HTML 5Page - Clare, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.clare.com
2
CPC1014N
R01
Absolute Maximum Ratings are stress ratings. Stresses in
excess of these ratings can cause permanent damage to
the device. Functional operation of the device at conditions
beyond those indicated in the operational sections of this
data sheet is not implied.
Absolute Maximum Ratings (@ 25˚C)
Parameter
Ratings
Units
Blocking Voltage
60
V
P
Reverse Input Voltage
5
V
Input Control Current
Peak (10ms)
50
mA
1A
Input Power Dissipation
70
mW
Total Power Dissipation 1
400
mW
Isolation Voltage, Input to Output
1500
V
rms
Operational Temperature
-40 to +85
°C
Storage Temperature
-40 to +125
°C
1 Derate Linearly 3.33 mw / ºC
Parameter
Conditions
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Output Characteristics @ 25°C
Load Current
Continuous 1
I
F=2mA
I
L
-
-
400
mA
Peak
t =10ms
I
LPK
--
1
A
P
On-Resistance 2
I
L=400mA
R
ON
--
2
Ω
Off-State Leakage Current
V
L=60VP
I
LEAK
--
1
µA
Switching Speeds
Turn-On
I
F=5mA, VL=10V
t
ON
-
0.47
2
ms
Turn-Off
t
OFF
-
0.22
1
Output Capacitance
50V; f=1MHz
C
OUT
-40
-
pF
Capacitance Input to Output
-
-
-1
-
pF
Input Characteristics @ 25°C
Input Control Current 3
I
L=400mA
I
F
-
0.25
2
mA
Input Dropout Current
-
I
F
0.1
0.2
-
mA
Input Voltage Drop
I
F=5mA
V
F
0.9
1.2
1.4
V
Reverse Input Current
V
R=5V
I
R
-
-
10
µA
1
Load current derates linearly from 400mA @ 25oC to 200mA @80oC.
2
Measurement taken within 1 second of on time.
3
For applications requiring high temperature operation (greater than 60oC) an LED drive current of 4mA is recommended.
Electrical Characteristics



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com