công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATmega162-16PI bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATmega162-16PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATmega162-16PI bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATmega162-16PI Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation ATmega162-16PI Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
17
2513KS–AVR–07/09
ATmega162/V
44M1
TITLE
DRAWING NO.
GPC
REV.
Package Drawing Contact:
packagedrawings@atmel.com
44M1
ZWS
H
44M1, 44-pad, 7 x 7 x 1.0 mm Body, Lead
Pitch 0.50 mm, 5.20 mm Exposed Pad, Thermally
Enhanced Plastic Very Thin Quad Flat No
Lead Package (VQFN)
9/26/08
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
A
0.80
0.90
1.00
A1
–
0.02
0.05
A3
0.20 REF
b
0.18
0.23
0.30
D
D2
5.00
5.20
5.40
6.90
7.00
7.10
6.90
7.00
7.10
E
E2
5.00
5.20
5.40
e
0.50 BSC
L
0.59
0.64
0.69
K
0.20
0.26
0.41
Note: JEDEC Standard MO-220, Fig. 1 (SAW Singulation) VKKD-3.
TOP VIEW
SIDE VIEW
BOTTOM VIEW
D
E
Marked Pin# 1 ID
E2
D2
b
e
Pin #1 Corner
L
A1
A3
A
SEATING PLANE
Pin #1
Triangle
Pin #1
Chamfer
(C 0.30)
Option A
Option B
Pin #1
Notch
(0.20 R)
Option C
K
K
1
2
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com