| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ZJ2.2D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Weitron Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZJ2.2D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Weitron Technology |
|
2 / 4 page ![]() ZJ Series WEITRON http//www.weitron.com.tw Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted) Symbol Unit P V 500 mW T j 175 °C Tstg -65~+175 °C RθJA Parameter Power dissipation RθJA ≤ 300K/W Storage temperature range Junction temperature K/W 500 on PC board 50mm x 50mm x 1.6mm Value 2/4 05-Jul-07 Junction ambient |