công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPC5643LF0MMM8R bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện SPC5643LF0MMM8R
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5643L Microcontroller Data Sheet
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

SPC5643LF0MMM8R bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 82Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 83Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 84Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 85Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 86Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 87Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 88Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 89Page - Freescale Semiconductor, Inc SPC5643LF0MMM8R Datasheet HTML 90Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 98 page
background image
MPC5643L Microcontroller Data Sheet, Rev. 3
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Electrical characteristics
Freescale Semiconductor
86
7tPCSC
D
PCSx to PCSS time
—
13
—
ns
8tPASC
DPCSS to PCSx time
—
13
—
ns
9tSUI
D
Data setup time for inputs
Master (MTFE = 0)
20
—
ns
Slave
2—
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
5—
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
20
—
10
tHI
D
Data hold time for inputs
Master (MTFE = 0)
–5
—
ns
Slave
4
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
11
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
–5
—
11
tSUO
D
Data valid (after SCK edge)
Master (MTFE = 0)
—
4
ns
Slave
—
23
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
—
12
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
—
4
12
tHO
D
Data hold time for outputs
Master (MTFE = 0)
–2
—
ns
Slave
6
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 0)
6
—
Master (MTFE = 1, CPHA = 1)
–2
—
13
fmax
D
Maximum DSPI speed
——
4
MH
z
NOTES:
1 Slave Receive Only Mode can operate at a maximum frequency of 60 MHz. Note that in this mode, the DSPI can
receive data on SIN, but no valid data is transmitted on SOUT.
Table 36. DSPI timing (continued)
No.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com