công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC5643LFF0VMM1 bảng dữ liệu(PDF) 82 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC5643LFF0VMM1
Giải thích chi tiết về linh kiện  MPC5643L Microcontroller Data Sheet
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC5643LFF0VMM1 bảng dữ liệu(HTML) 82 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 78Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 79Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 80Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 81Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 82Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 83Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 84Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 85Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC5643LFF0VMM1 Datasheet HTML 86Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 82 / 98 page
background image
MPC5643L Microcontroller Data Sheet, Rev. 3
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Electrical characteristics
Freescale Semiconductor
82
Figure 19. JTAG boundary scan timing
3.17.3
Nexus timing
Table 33. Nexus debug port timing1
No.
Symbol
Parameter
Conditions Min
Max
Unit
1tMCYC
D MCKO Cycle Time
—
15.6
—
ns
2tMDC
D MCKO Duty Cycle
—
40
60
%
3tMDOV
D MCKO Low to MDO, MSEO, EVTO Data Valid2
—
–0.1
0.25 tMCYC
4tEVTIPW
DEVTI Pulse Width
—
4.0
—
tTCYC
5tEVTOPW
DEVTO Pulse Width
—
1
tMCYC
6tTCYC
D TCK Cycle Time3
—40
—
ns
7tTDC
D TCK Duty Cycle
—
40
60
%
8tNTDIS, tNTMSS D TDI, TMS Data Setup Time
—
8
—
ns
9
tNTDIH,
tNTMSH
D
TDI, TMS Data Hold Time
5—
ns
10
tJOV
D TCK Low to TDO Data Valid
0
25
ns
TCK
Output
Signals
Input
Signals
Output
Signals
11
12
13
14
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com