công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8378ECZQALGA bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8378ECZQALGA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??II Pro Processor Hardware Specifications
PDF  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8378ECZQALGA bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 34Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 35Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 36Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 37Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 38Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 39Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 40Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 41Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8378ECZQALGA Datasheet HTML 42Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 126 page
background image
MPC8378E PowerQUICC™ II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 2
38
Freescale Semiconductor
USB
Figure 20 shows the MII management AC timing diagram.
Figure 20. MII Management Interface Timing Diagram
9USB
This section provides the AC and DC electrical characteristics for the USB dual-role controllers.
9.1
USB DC Electrical Characteristics
Table 38 provides the DC electrical characteristics for the USB interface at recommended
OVDD = 3.3 V ± 165 mV.
Table 38. USB DC Electrical Characteristics
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
High-level input voltage
VIH
2OVDD + 0.3
V
Low-level input voltage
VIL
–0.3
0.8
V
Input current
IIN
—±30
μA
High-level output voltage,
IOH = –100 μA
VOH
OVDD – 0.2
—
V
Low-level output voltage,
IOL = 100 μA
VOL
—0.2
V
Note:
The symbol VIN, in this case, represents the OVIN symbol referenced in Table 2.
MDC
tMDDXKH
tMDC
tMDCH
tMDCR
tMDCF
tMDDVKH
tMDKHDX
MDIO
MDIO
(Input)
(Output)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com