công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSCD210 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Weitron Technology

tên linh kiện WSCD210
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

WSCD210 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  WSCD210 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology WSCD210 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology WSCD210 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
* Classication 94V-0
* Low prole package
* Built-in strain relief
* Metal to silicon rectier , majority carrier conduction
* Low power loss , High eciency
* High current capability
* High surge capacity
* For using in low voltage high frequency switching power supply,
inverters , free wheeling , and polarity protection applications
http://www.weitron.com.tw
WSCD202 Series
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Features:
WEITRON
Mechanical Data:
Lead(Pb)-Free
P b
1/3
17-May-07
SCHOTTKY BARRIER
RECTIFIERS
2.0 AMPERES
20-100 VOLTS
* Case : Packed with FRP substrate and epoxy underlled
* Terminals : Solder plated , solderable per MIL-STD-750, Method 2026
* Polarit y : Laser marking
* Weight : 0.02 gram
1206 Outline Dimension
Unit:mm
1206
Dim
Min
Max
A
A
Cathode Band
R 0.40
B
C
D
E
E
G
G
3.20
1.70
1.60
0.86
0.50
0.05
3.60
2.10
1.16
0.90
1206


Số phần tương tự - WSCD210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zowie Technology Corpor...
WSCD215H ZOWIE-WSCD215H Datasheet
61Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results

Mô tả tương tự - WSCD210

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B220A WEITRON-B220A Datasheet
75Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B320A WEITRON-B320A Datasheet
166Kb / 3P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD820T PANJIT-SD820T_05 Datasheet
427Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS32 BILIN-SS32 Datasheet
86Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK12 BILIN-SK12 Datasheet
149Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
B320B BILIN-B320B Datasheet
97Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
04-Aug-08
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS400D SECOS-SCS400D_15 Datasheet
434Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com