công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WSCD202 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Weitron Technology

tên linh kiện WSCD202
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEITRON [Weitron Technology]
Trang chủ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

WSCD202 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  WSCD202 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology WSCD202 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology WSCD202 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
http://www.weitron.com.tw
WEITRON
WSCD202 Series
3/3
17-May-07
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
2.0
1.0
0.10
1.00
10.00
0.01
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
0
50
70
90
110
130
150
170
LEAD TEMPERATURE,
oC
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
0
10
20
30
50
40
60
1
10
100
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.01
0
20
0.10
1.0
10
100
TJ=100
oC
TJ=25
oC
40
60
80
100
FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
TJ = 25
oC
f=1.0MHz
Vsig=50mVP-P
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
.1
400
1.0
10
100
100
10
RESISTIVE OR INDUCTIVE
LOAD P.C.B. MOUNTED ON
0.2X0.2"(5.0X5.0mm)
COPPER PAD AREAS
WSCD206~WSCD210
WSCD202~WSCD204
0.001
WSCD206
WSCD202~WSCD204
WSCD210



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com