công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPXM2051GST1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPXM2051GST1
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 kPa On-Chip Temperature Compensated and Calibrated Silicon Pressure Sensors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPXM2051GST1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MPXM2051GST1 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MPXM2051GST1 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
MPXM2051G
Sensors
Freescale Semiconductor
5
Pressure
PACKAGE DIMENSIONS
CASE 1320A-02
ISSUE A
PIN 4
PIN 1
PAGE 1 OF 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com