công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP3154 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP3154
Giải thích chi tiết về linh kiện  120mA HIGH EFFICIENCY WHITE LED DRIVER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP3154 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP3154 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated AP3154 Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
AP3154
120mA HIGH EFFICIENCY WHITE LED DRIVER
AP3154 Rev. 2
8 of 13
FEBRUARY 2009
www.diodes.com
© Diodes Incorporated
Typical Performance Characteristics
(Continued)
Enable Threshold High vs. Input Voltage
Enable Threshold Low vs. Input Voltage
PWM Dimming Operation
(VIN = 3.5V; 20mA Load; Duty=1:1; f=1KHz)
PWM Dimming Operation
(VIN = 3.5V; 20mA Load; Duty=11:1; f=1KHz)
PWM Dimming Operation
(VIN = 3.5V; 20mA Load; Duty=1:11; f=1KHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com