công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USCD024H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zowie Technology Corporation

tên linh kiện USCD024H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

USCD024H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zowie Technology Corporation

  USCD024H Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation USCD024H Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ZOWIE
(20V~40V / 200mA)
USCD022H THRU USCD024H
2007/11
REV. 0
0
10
1
100
5
10
15
20
1000
REVERSE VOLTAGE, (V)
FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
0
0.10
0.15
0.05
0.20
0.25
50
75
100
150
25
125
0
LEAD TEMPERATURE, (
o
C)
FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT
DERATING CURVE
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
0
1.5
1.0
2.0
0.5
2.5
1
10
100
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE VR (V)
0.10
0.01
0
1.0
10
100
1000
TJ=100
oC
TJ=25
oC
10
20
30
40
0
0.1
1000
1
10
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.6
FORWARD VOLTAGE, (V)
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
Ta=25
o
C



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com