công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT8810 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT8810
Giải thích chi tiết về linh kiện  Eight Channel ActivePathTM Power Management IC
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT8810 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Active-Semi, Inc

Back Button ACT8810 Datasheet HTML 34Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 35Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 36Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 37Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 38Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 39Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 40Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 41Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 42Page - Active-Semi, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 52 page
background image
RTC LOW-DROPOUT LINEAR REGULATOR
ACT8810
Rev 4, 01-Oct-09
Active-Semi
Innovative PowerTM
- 38 -
www.active-semi.com
Copyright © 2009 Active-Semi, Inc.
ActivePMUTM and ActivePathTM are trademarks of Active-Semi.
I2CTM is a trademark of Philips Electronics.
REGISTER DESCRIPTIONS
Note: See Table 1 for default register settings.
Table 16:
REG6 Control Register Map
ADDRESS
DATA
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
42h
R
R
R
VSET6
ADDRESS
NAME
BIT
ACCESS
FUNCTION
DESCRIPTION
42h
VSET6
[4:0]
R/W
REG6 Output Voltage
Selection
See Table 18
42h
[7:5]
R
READ ONLY
Table 17:
REG6 Control Register Bit Descriptions
R: Read-Only bits. Default Values May Vary.
Table 18:
REG6/VSETx[ ] Output Voltage Setting
REG6CFG/VSETx[2:0]
REG6CFG/VSETx[4:3]
00
01
10
11
000
0.90
1.45
1.90
2.75
001
1.00
1.50
2.00
2.80
010
1.10
1.55
2.10
2.85
011
1.20
1.60
2.20
2.90
100
1.25
1.70
2.40
3.00
101
1.30
1.75
2.50
3.10
110
1.35
1.80
2.60
3.20
111
1.40
1.85
2.70
3.30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com