công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ELM7630LAB-S bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - ELM Technology Corporation

tên linh kiện ELM7630LAB-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Voltage detector with delay function
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELM-TECH [ELM Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.elm-tech.com
Logo ELM-TECH - ELM Technology Corporation

ELM7630LAB-S bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - ELM Technology Corporation

Back Button ELM7630LAB-S Datasheet HTML 12Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 13Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 14Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 15Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 16Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 17Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 18Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 19Page - ELM Technology Corporation ELM7630LAB-S Datasheet HTML 20Page - ELM Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 20 page
background image
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Vddh (V)
Tdelay2-Vddh
Vdd=Vddh → 1V
-30°C
+25°C
+80°C
1
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
Vddl (mV)
Tdelay2-Vdd l
Vdd=Vdetn+500mV → Vdetn-Vdd l
+80℃
+25℃
-30℃
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Vddh (V)
Tdelay2-Vddh
Vdd=Vddh → 1V
-30°C
+25°C
+80°C
1
10
100
1000
0
100
200
300
400
500
600
Vddl (mV)
Tdelay2-Vdd l
Vdd=Vdetn+500mV → Vdetn-Vdd l
+80℃
+25℃
-30℃
3.0
4.0
5.0
6.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Vddh (V)
Tdelay2-Vddh
Vdd=Vddh → 1V
-30°C
+25°C
+80°C
1
10
100
1000
0
200
400
600
800
1000
1200
Vddl (mV)
Tdelay2-Vdd l
Vdd=Vdetn+500mV → Vdetn-Vdd l
+80℃
+25℃
-30℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com