công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM134B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Touch Technology Inc.

tên linh kiện DM134B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Constant Current LED Drivers with 3.3v ~ 5v Supply Voltage
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITI [Silicon Touch Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.siti.com.tw
Logo SITI - Silicon Touch Technology Inc.

DM134B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Touch Technology Inc.

Back Button DM134B Datasheet HTML 3Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 4Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 5Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 6Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 7Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 8Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 9Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 10Page - Silicon Touch Technology Inc. DM134B Datasheet HTML 11Page - Silicon Touch Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
DM134B
、DM135B
點晶科技股份有限公司
SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC.
16-Bit Constant Current LED Drivers
-6-
Version
:A.006
Electrical Characteristics (VDD = 5.0 V, Ta = 25°C unless otherwise noted)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Input Voltage “H” Level
VIH
⎯
0.7VDD
⎯
VDD
Input Voltage “L” Level
VIL
⎯
GND
⎯
0.3VDD
V
Output Leakage Current
IOH
VOH = 17 V
⎯
⎯
1.0
uA
VOL
IOL = 1.0 mA
⎯
⎯
0.4
Output Voltage ( S - OUT)
VOH
IOH = -1.0 mA
4.6
⎯
⎯
V
DM134B
REXT = 377
Ω
Output Current (Bit-Bit)
Δ
Iout
DM135B
VOUT = 1.2V
(1 channel on)
REXT = 900
Ω
⎯
±
1.5
±
4
%
DM134B
REXT = 377
Ω
36.0
40.0
44.0
Output Current (Chip-Chip) Iout
DM135B
VOUT = 1.2V
(1 channel on)
REXT = 900
Ω
18.0
20.0
22.0
mA
IDM134B
REXT = 377
Ω
Output Voltage Regulation
IDM135B
Vout = 1.2V ~ 5.0V
(% / Vout)
REXT =900
Ω
⎯
0.1
0.5
% / V
Supply Voltage Regulation
% / VDD
Vdd = 3.0V ~ 5.5V
⎯
1
3
% / V
Reference Voltage Regulation
Δ
Vrext
Rext = 300
Ω ~ 3KΩ
⎯
⎯
±
1
% / K
Ω
Pull-Up Resistor
RIN(up)
⎯
150
300
600
K
Ω
Pull-Down Resistor
RIN(down)
⎯
100
200
400
K
Ω
REXT = OPEN, all outputs off
⎯
2
4
DM134B
REXT = 210
Ω, all outputs off
⎯
14
28
REXT = OPEN, all outputs off
⎯
2
4
REXT = 300
Ω, all outputs off
⎯
14
28
Supply Current “OFF”
Idd
(off)
DM135B
REXT = 630
Ω, all outputs off
⎯
5.5
11
DM134B
REXT = 210
Ω, all outputs on
⎯
14
28
REXT = 300
Ω, all outputs on
⎯
14
28
mA
Supply Current “ON”
Idd
(on)
DM135B
REXT = 630
Ω, all outputs on
⎯
5.5
11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com