| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MCP4231T-104E/P bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP4231T-104E/P bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Microchip Technology |
|
17 / 88 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. DS22060B-page 17 MCP413X/415X/423X/425X Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V, VSS = 0V. FIGURE 2-11: 5k Ω – Nominal Resistance ( Ω) vs. Ambient Temperature and V DD. FIGURE 2-12: 5k Ω – R WB (Ω) vs. Wiper Setting and Ambient Temperature. 5050 5100 5150 5200 5250 5300 -40 0 40 80 120 Ambient Temperature (°C) 2.7V 5.5V 1.8V 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 32 64 96 128 160 192 224 256 Wiper Setting (decimal) -40°C 25°C 85°C 125°C |