công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4231T-103I/P bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4231T-103I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Volatile Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4231T-103I/P bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 48Page - Microchip Technology MCP4231T-103I/P Datasheet HTML 49Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 88 page
background image
© 2008 Microchip Technology Inc.
DS22060B-page 45
MCP413X/415X/423X/425X
FIGURE 6-5:
16-Bit Read Command for Devices with SDI/SDO multiplexed -
SPI Waveform (Mode 1,1).
FIGURE 6-6:
16-Bit Read Command for Devices with SDI/SDO multiplexed -
SPI Waveform (Mode 0,0).
CS
SCK
Write to
SSPBUF
SDI
Input
Sample
SDO
bit9
bit8
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
bit15 bit14 bit13 bit12
AD3 AD2 AD1
AD0
C1
C0
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
VIH
VIL
CMDERR bit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
11
VIHH (1)
Note 1: The SDI pin will read the state of the SDI pin which will be the SDO signal, unless overdriven.
2: VIHH is supported for compability with the MCP414X/6X and MCP424X/6X devices high voltage
operation.
CS
SCK
Write to
SSPBUF
SDI
Input
Sample
SDO
bit9
bit8
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
bit15 bit14 bit13 bit12
AD3 AD2 AD1
AD0
C1
C0
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
X
VIH
VIL
CMDERR bit
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
11
VIHH (1)
Note 1: The SDI pin will read the state of the SDI pin which will be the SDO signal, unless overdriven.
2: VIHH is supported for compability with the MCP414X/6X and MCP424X/6X devices high voltage
operation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com