| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MCP4231T-104E/MS bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP4231T-104E/MS bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Microchip Technology |
|
24 / 88 page ![]() MCP413X/415X/423X/425X DS22060B-page 24 © 2008 Microchip Technology Inc. Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V, VSS = 0V. FIGURE 2-38: 50 k Ω – Low-Voltage Decrement Wiper Settling Time (VDD = 5.5V) (1 µs/Div). FIGURE 2-39: 50 k Ω – Low-Voltage Decrement Wiper Settling Time (VDD = 2.7V) (1 µs/Div). FIGURE 2-40: 50 k Ω – Low-Voltage Increment Wiper Settling Time (VDD = 5.5V) (1 µs/Div). FIGURE 2-41: 50 k Ω – Low-Voltage Increment Wiper Settling Time (VDD = 2.7V) (1 µs/Div). |