| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MCP4231T-103E/MS bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP4231T-103E/MS bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Microchip Technology |
|
23 / 88 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. DS22060B-page 23 MCP413X/415X/423X/425X Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V, VSS = 0V. FIGURE 2-36: 50 k Ω – Nominal Resistance ( Ω) vs. Ambient Temperature and V DD. FIGURE 2-37: 50 k Ω – R WB (Ω) vs. Wiper Setting and Ambient Temperature. 49000 49500 50000 50500 51000 51500 52000 52500 -40 0 40 80 120 Ambient Temperature (°C) 2.7V 1.8V 5.5V 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 32 64 96 128 160 192 224 256 Wiper Setting (decimal) -40°C 25°C 85°C 125°C |