công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4231-503E/SL bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4231-503E/SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  7/8-Bit Single/Dual SPI Digital POT with Volatile Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4231-503E/SL bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 48Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 49Page - Microchip Technology MCP4231-503E/SL Datasheet HTML 50Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 88 page
background image
MCP413X/415X/423X/425X
DS22060B-page 46
© 2008 Microchip Technology Inc.
FIGURE 6-7:
8-Bit Commands (Increment, Decrement, Modify - SPI Waveform with PIC MCU
(Mode 1,1).
FIGURE 6-8:
8-Bit Commands (Increment, Decrement, Modify - SPI Waveform with PIC MCU
(Mode 0,0).
bit7
bit0
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
CS
SCK
Write to
SSPBUF
SDI
Input
Sample
SDO
VIH
VIL
AD3
AD2
AD1
AD0
C0
C1
X
X
“1” = “Valid” Command/Address
“0” = “Invalid” Command/Address
CMDERR bit
VIHH (1)
Note 1: VIHH is supported for compability with the MCP414X/6X and MCP424X/6X devices high voltage
operation.
SCK
Input
Sample
SDI
bit7
bit0
SDO
bit7
bit6
bit5
bit4
bit3
bit2
bit1
bit0
Write to
SSPBUF
CS
VIH
VIL
AD3
AD2
AD1
AD0
C0
C1
X
X
“1” = “Valid” Command/Address
“0” = “Invalid” Command/Address
CMDERR bit
VIHH (1)
Note 1: VIHH is supported for compability with the MCP414X/6X and MCP424X/6X devices high voltage
operation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com