công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP73871 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP73871
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stand-Alone System Load Sharing and Li-Ion / Li-Polymer Battery Charge Management Controller
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP73871 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button MCP73871 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP73871 Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 38 page
background image
MCP73871
DS22090B-page 10
© 2009 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, V
IN = [VREG(typical) + 1V], IOUT = 10 mA and TA= +25°C, Constant-voltage mode.
FIGURE 2-7:
Output Leakage Current
(IDISCHARGE) vs. Battery Voltage (VBAT).
FIGURE 2-8:
Charge Current (IOUT) vs.
Supply Voltage (VDD).
FIGURE 2-9:
Charge Current (IOUT) vs.
Supply Voltage (VDD).
FIGURE 2-10:
Charge Current (IOUT) vs.
Supply Voltage (VDD).
FIGURE 2-11:
Charge Current (IOUT) vs.
Ambient Temperature (TA).
FIGURE 2-12:
Charge Current (IOUT) vs.
Ambient Temperature (TA).
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
3.03.2
3.43.6
3.84.0
4.2
Battery Voltage (V)
VDD= Floating
Temperature = +25°C
800
830
860
890
920
950
980
1010
1040
1070
1100
1130
1160
1190
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
5.8
6.0
Supply Voltage (V)
RPROG = 1 kΩ
Temperature = +25°C
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
5.8
6.0
Supply Voltage (V)
RPROG = 2 kΩ
Temperature = +25°C
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
4.54.8
5.0
5.3
5.55.8
6.0
Supply Voltage (V)
RPROG = 10 kΩ
Temperature = +25°C
700
740
780
820
860
900
940
980
1020
1060
1100
-45 -30 -15
0
15
30
45
60
75
90
Ambient Temperature (°C)
RPROG = 1 kΩ
VDD = 5.2V
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
-45
-30
-15
0
15
30
45
60
75
90
Ambient Temperature (°C)
RPROG = 10 kΩ
VDD = 5.2V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com